công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS370 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 1SS370
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Type
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

1SS370 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  1SS370 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
Diodes
www.kexin.com.cn
1
0.4+0.1
-0.1
2.9+0.1
-0.1
0.95+0.1
-0.1
1.9+0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
12
3
Unit: mm
SOT-23
0.1+0.05
-0.01
Silicon Epitaxial Planar Type
1SS370
Features
Low forward voltage
:VF(3) =0.9 V(Typ)
Fast reverse recovery time
:trr = 60ns (MAX.)
Small total capacitance
:CT =1.5 pF(Typ)
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Maximum (peak) reverse voltage
VRM
250
V
Reverse voltage
VR
200
V
Average forward current
IO
100
mA
Maximum (peak) forward current
IFM
300
mA
Surge current (10 ms)
IFSM
2A
Power dissipation
P
100
mW
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature
Tstg
-55 + 125
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VF(1)
IF = 10 mA
0.72
1.0
VF(2)
IF = 100 mA
0.90
1.2
IR(1)
VR =50V
0.1
IR(2)
VR = 200 V
1.0
Total capacitance
CT
VR =0,f=1.0 MHz
1.5
3.0
pF
Reverse recovery time
trr
IF =10 mA
10
60
ns
V
Forward voltage
Reverse current
A
Marking
Marking
F5


Số phần tương tự - 1SS370

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SS370 TOSHIBA-1SS370 Datasheet
126Kb / 2P
DIODE (HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED SWITCHING APPLICATIONS)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
1SS370 TEL-1SS370 Datasheet
61Kb / 1P
Plastic-Encapsulated Diode
logo
Toshiba Semiconductor
1SS370 TOSHIBA-1SS370 Datasheet
207Kb / 3P
High Voltage, High Speed Switching Applications
logo
Weitron Technology
1SS370 WEITRON-1SS370 Datasheet
1Mb / 3P
Surface Mount Switching Diode
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1SS370 LUGUANG-1SS370 Datasheet
216Kb / 1P
Surface Mount Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - 1SS370

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
MA2Q739 PANASONIC-MA2Q739 Datasheet
44Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2S377 PANASONIC-MA2S377 Datasheet
38Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2X334 PANASONIC-MA2X334 Datasheet
45Kb / 3P
Silicon epitaxial planar type
MA2X335 PANASONIC-MA2X335 Datasheet
42Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2X707 PANASONIC-MA2X707 Datasheet
41Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2Z365 PANASONIC-MA2Z365 Datasheet
42Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2Z367 PANASONIC-MA2Z367 Datasheet
40Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA2Z720 PANASONIC-MA2Z720 Datasheet
42Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com