công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTHC5513 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện KTHC5513
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KTHC5513 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KTHC5513 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KTHC5513 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KTHC5513 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.kexin.com.cn
3
SMD Type
IC
SMD Type
IC
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
N-Ch
12.5
N-Channel
P-Ch
32
VGS =0V,dIS/dt = 100 A/
s,IS=1.5 A
N-Ch
9
P-Ch
10
P-Channel
N-Ch
3.5
VGS =0V,dIS/dt = 100 A/
s,IS=?1.5A
P-Ch
22
N-Ch
6
P-Ch
15
*1 Pulse Test: Pulse Width
250
s, Duty Cycle
2%.
*2 Switching characteristics are independent of operating junction temperature.
C
tb
Reverse Recovery Time
QRR
Reverse Recovery Storage Charge
ns
trr
ta
Testconditons
KTHC5513



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com