công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC7106RCPL bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - TelCom Semiconductor, Inc

tên linh kiện TC7106RCPL
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-1/2 DIGIT A/D CONVERTERS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TELCOM [TelCom Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.telcom-semi.com
Logo TELCOM - TelCom Semiconductor, Inc

TC7106RCPL bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - TelCom Semiconductor, Inc

Back Button TC7106RCPL Datasheet HTML 11Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 12Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 13Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 14Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 15Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 16Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 17Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 18Page - TelCom Semiconductor, Inc TC7106RCPL Datasheet HTML 19Page - TelCom Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 19 page
background image
3-200
TELCOM SEMICONDUCTOR, INC.
TC7106
TC7106A
TC7107
TC7107A
3-1/2 DIGIT A/D CONVERTERS
Figure 21. Integrated Circuit Temperature Sensor
TC7106A
V–
REF
COMMON
V+
IN
V+
9V
V+
2
1
4
26
6
5
3
2
3
1
4
8
TEMPERATURE
DEPENDENT
OUTPUT
NC
1.3k
50k
Ω
CONSTANT 5 V
50k
Ω
51k
Ω
5.1k
Ω
R4
R5
R1
R2
VOUT =
1.86V @
25
°C
V+
REF
V–
IN
VFS = 2.00V
GND
V–
VOUT
ADJ
TEMP
REF02
TC911
Figure 23. TC7107A Internal Reference (200mV Full-Scale,
3RPS, V–
IN Tied to GND for Single Ended Inputs).
Figure 22. TC7106A Using the Internal Reference: 200mV Full-
Scale, 3 Readings-per-second (RPS).
100k
Ω
100pF
0.47
µF
47k
Ω
0.22
µF
TO DISPLAY
0.1
µF
21
1k
Ω
22k
Ω
SET VREF = 100mV
0.01
µF
+
IN
1M
Ω
–
TO PIN 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
–5V
+5V
TC7107A
100k
Ω
100pF
0.47
µF
47k
Ω
0.22
µF
TO DISPLAY
TO BACKPLANE
0.1
µF
21
1 k
Ω
22k
Ω
9V
SET VREF = 100mV
TC7106A
0.01
µF
+
IN
1M
Ω
–
TO PIN 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
+
–



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com