công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA595 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện BA595
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PIN Diode
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BA595 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BA595 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
Unit: mm
SOD-323
1.7+0.1
-0.1
2.6+0.1
-0.1
0.475
0.375
0.85+0.05
-0.05
1.0max
Silicon PIN Diode
BA595
Features
Current-controlled RF resistor for switching and attenuating applications
Frequency range 1 MHz ... 2 GHz
Especially useful as antenna switch in TV-sat tuners
Very low harmonics
A b solu te M a xim u m R atings T a = 2 5
P a ra m e te r
S y m bol
V alue
U n it
D iode rev erse v o ltage
V R
50
V
F o rw a rd c u rre n t
IF
50
m A
Junction te m p erature
T j
150
O p e ra tin g te m p e ra tu re ra n g e
T op
-5 5to+ 1 2 5
S torage tem perature
T stg
-5 5to+ 1 5 0
Junction - s oldering poin t
1)
R th JS
370
K/W
No te
1. F o r c alcula tion of R th JA please re fe r to A pplic atio n N ote T herm al R e sistance
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Reverse current
IR
VR = 30 V
20
nA
Forward voltage
VF
IF =50mA
1.1
V
VR = 0 V, f = 100 MHz
0.26
0.4
VR = 10 V, f = 1 MHz
0.22
0.6
VR =1 V,f=100 MHz
50
VR =0 V,f=1 GHz
10
IF =1.5 mA,f=100 MHz
22
40
IF =10 mA,f=100 MHz
4.5
7
IF =10mA, IR = 6 mA, measured at
IR =3mA ,RL = 100
I-region width
WI
130
m
Diode capacitance
CT
Reverse parallel resistance
RP
Forward resistance
rf
Charge carrier life time
rr
1600
pF
K
ns
Marking
Marking
R


Số phần tương tự - BA595

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BA595 SIEMENS-BA595 Datasheet
33Kb / 2P
Silicon PIN Diode
logo
Infineon Technologies A...
BA595 INFINEON-BA595 Datasheet
471Kb / 5P
Silicon PIN Diode
Apr-06-2004
BA595 INFINEON-BA595 Datasheet
114Kb / 10P
Silicon PIN Diode
2007-04-19
BA595 INFINEON-BA595 Datasheet
986Kb / 11P
Current-controlled RF resistor for switching and attenuating applications
2014-02-11
logo
Rohm
BA5954FM ROHM-BA5954FM Datasheet
310Kb / 7P
BLT Driver For DVD-ROM
More results

Mô tả tương tự - BA595

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
BAP65-02 LRC-BAP65-02 Datasheet
108Kb / 2P
Silicon PIN diode
logo
NXP Semiconductors
BAP1321-03 PHILIPS-BAP1321-03 Datasheet
66Kb / 7P
Silicon PIN diode
2004 Feb 17
logo
Advanced Semiconductor
AP1000C-11 ASI-AP1000C-11 Datasheet
15Kb / 1P
SILICON PIN DIODE
logo
NXP Semiconductors
BAP27-01 PHILIPS-BAP27-01 Datasheet
77Kb / 7P
Silicon PIN diode
2001 Nov 01
BAP63-03 PHILIPS-BAP63-03 Datasheet
66Kb / 7P
Silicon PIN diode
2004 Feb 11
BAP63-05 PHILIPS-BAP63-05 Datasheet
76Kb / 6P
Silicon PIN diode
2000 Feb 17
BAP70-02 NXP-BAP70-02 Datasheet
229Kb / 6P
Silicon PIN diode
Rev. 05-2 January 2008
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAP64-02 KEXIN-BAP64-02 Datasheet
35Kb / 1P
Silicon PIN diode
BAP63-02 KEXIN-BAP63-02 Datasheet
36Kb / 2P
Silicon PIN diode
logo
Infineon Technologies A...
BA595E6327 INFINEON-BA595E6327 Datasheet
903Kb / 10P
Silicon PIN Diode
2011-07-21
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com