công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUV37 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Mospec Semiconductor

tên linh kiện BUV37
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER TRANSISTORS(15A,400V,100W)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

BUV37 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Mospec Semiconductor

  BUV37 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor BUV37 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A


Số phần tương tự - BUV37

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUV37 ISC-BUV37 Datasheet
240Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUV37

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
2N3055A MOSPEC-2N3055A Datasheet
193Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(15A)
2N6383 MOSPEC-2N6383 Datasheet
146Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(10A,100W)
2N6542 MOSPEC-2N6542 Datasheet
209Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(5A,100W)
2SC2938 MOSPEC-2SC2938 Datasheet
120Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
2SC3306 MOSPEC-2SC3306 Datasheet
162Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
BUX80 MOSPEC-BUX80 Datasheet
128Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
BUY69A MOSPEC-BUY69A Datasheet
74Kb / 2P
POWER TRANSISTORS(10A,200-400V,100W)
MJE13008 MOSPEC-MJE13008 Datasheet
179Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(12A,300-400V,100W)
logo
Unisonic Technologies
15N40 UTC-15N40 Datasheet
220Kb / 6P
15A, 400V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Silicon Supplies
MURC1540 SS-MURC1540 Datasheet
1Mb / 4P
400V 15A 60ns Rectifier
Rev 1.0 27/12/22
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com