công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCP68 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện BCP68
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Medium Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BCP68 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BCP68 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BCP68 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
Transistors
1
www.kexin.com.cn
SOT-223
Unit: mm
3.00+0.1
-0.1
0.70+0.1
-0.1
2.9
4.6
6.50+0.2
-0.2
3.50+0.2
-0.2
0.90+0.2
-0.2
7.00+0.3
-0.3
12
4
3
1 base
2 collector
3 emitter
NPN Medium Power Transistor
BCP68
Features
High current.
Three current gain selections.
1.4 W total power dissipation.
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector-base voltage
VCBO
32
V
Collector-emitter voltage
VCEO
20
V
Emitter-base voltage
VEBO
5V
Collector current (DC)
IC
1A
Peak collector current
ICM
2A
Peak base current
IBM
200
mA
Total power dissipation
* 1
0.625
W
*2
1
W
*3
1.4
W
Storage temperature
Tstg
-65to+150
Junction temperature
T
j150
Operating ambient temperature
Tamb
-65to+150
Thermal resistance from junction to ambient *
Tamb
25
*1
200
K/W
*2
125
K/W
*3
89
K/W
Thermal resistance from junction to solder point
Rth(j-s)
15
K/W
*1 Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated and standard footprint.
*2 Device mounted on a FR4 PCB; single-sided copper; tinplated; 1 cm
2 collector mounting pad.
*3 Device mounted on a FR4 PCB; single-sided copper; tinplated; 6 cm
2 collector,mounting pad.
Ptot
Rth(j-a)


Số phần tương tự - BCP68

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCP68 PHILIPS-BCP68 Datasheet
45Kb / 8P
NPN medium power transistor
1999 Apr 08
logo
Zetex Semiconductors
BCP68 ZETEX-BCP68 Datasheet
43Kb / 1P
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BCP68 SIEMENS-BCP68 Datasheet
136Kb / 4P
NPN Silicon AF Transistor (For general AF application High collector current High current gain)
logo
Fairchild Semiconductor
BCP68 FAIRCHILD-BCP68 Datasheet
35Kb / 3P
NPN General Purpose Amplifier
logo
Infineon Technologies A...
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
More results

Mô tả tương tự - BCP68

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
2N1893 PHILIPS-2N1893 Datasheet
51Kb / 8P
NPN medium power transistor
1997 Apr 17
BCP68 PHILIPS-BCP68 Datasheet
45Kb / 8P
NPN medium power transistor
1999 Apr 08
logo
STMicroelectronics
2SD882 STMICROELECTRONICS-2SD882 Datasheet
92Kb / 8P
NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR
02-Oct-2007
logo
Guangdong Kexin Industr...
BC868 KEXIN-BC868 Datasheet
53Kb / 2P
NPN Medium Power Transistor
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
2SC2411KPT CHENMKO-2SC2411KPT Datasheet
97Kb / 3P
Medium Power NPN Transistor
logo
STMicroelectronics
2SD882 STMICROELECTRONICS-2SD882 Datasheet
117Kb / 8P
NPN medium power transistor
02-Oct-2007
logo
Diodes Incorporated
BC56-16PA DIODES-BC56-16PA Datasheet
376Kb / 7P
NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR
Rev 2
logo
Rohm
SST2222A ROHM-SST2222A Datasheet
1Mb / 11P
NPN Medium Power Transistor
UMT4401U3HZG ROHM-UMT4401U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
NPN Medium Power Transistor
logo
SHIKUES Electronics
BCX71 SKTECHNOLGY-BCX71 Datasheet
550Kb / 2P
NPN medium power transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com