| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HE10HWPR/06 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Altech corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HE10HWPR/06 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Altech corporation |
|
4 / 10 page ![]() 12 mm 4.2 mm 7 mm 4-6 mm2 20-10 AWG 400V 300 V 16 A 40 A 0.8 Nm 7.0 lb-in Cat. No. Std. Pk. HE6WPR/02 100 HE6WPR/03 100 HE6WPR/04 100 HE6WPR/05 100 HE6WPR/06 50 HE6WPR/07 50 HE6WPR/08 50 HE6WPR/09 50 HE6WPR/10 25 HE6WPR/11 25 HE6WPR/12 25 HE6 Flat base with wire protector Dimensions mm A= 12.0 H= Ø4.1 B= M3.5 I= 4.0 C= 7.7 J= 9.5 D= 4.3 K= 8.9 E= Ø4.2 L= 140 (12 pole) F= Ø6.3 M= 16.8 G = 12.0 N = 22.6 15 mm 4.3 / 5.7 mm 8.5 mm 6-10 mm2 18-8 AWG 400V 300 V 25 A 50 A 1.2 Nm 10.6 lb-in Cat. No. Std. Pk. HE10WPR/02 50 HE10WPR/03 50 HE10WPR/04 50 HE10WPR/05 50 HE10WPR/06 25 HE10WPR/07 25 HE10WPR/08 25 HE10WPR/09 25 HE10WPR/10 10 HE10WPR/11 10 HE10WPR/12 10 HE10 Flat base with wire protector Dimensions mm A= 15.0 H= Ø5.0 B= M4 I= 4.8 C= 9.3 J= 11.3 D= 5.7 K= 11.6 E= Ø4.3/5.7 L= 175 (12 pole) F= Ø8.2 M= 21.9 G = 15.0 N = 25.1 15 mm 4.3 / 5.7 mm 8.5 mm 10-16 mm2 18-6 AWG 400 V 300 V 35-63 A 63 A 2.0 Nm 17.7 lb-in Cat. No. Std. Pk. HE16WPR/02 50 HE16WPR/03 50 HE16WPR/04 50 HE16WPR/05 50 HE16WPR/06 25 HE16WPR/07 25 HE16WPR/08 25 HE16WPR/09 25 HE16WPR/10 10 HE16WPR/11 10 HE16WPR/12 10 HE16 Flat base with wire protector Dimensions mm A= 15.0 H= Ø5.6 B= M5 I= 4.8 C= 9.3 J= 11.3 D= 5.7 K= 11.6 E= Ø4.3/5.7 L= 175 (12 pole) F= Ø8.2 M= 21.9 G = 15.0 N = 25.1 83 Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Phone (908)806-9400 • FAX (908)806-9490 • www.altechcorp.com E211022 E211022 E211022 |