công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6419CC04ML bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6419CC04ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO Regulator (ch1=300mA, ch2=100mA) with ON/OFF Switch
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6419CC04ML bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Torex Semiconductor

  XC6419CC04ML Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6419CC04ML Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
3/29
XC6419
Series
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNITS
Input Voltage
VIN
- 0.3 ~ + 6.5
V
Output Current
IOUT1+IOUT2
500
(*1)
mA
Output Voltage 1 / Output Voltage 2
VOUT1 /VOUT2
VSS - 0.3 ~ VIN + 0.3
V
EN1/EN2 Input Voltage
VEN1 /VEN2
VSS - 0.3 ~ + 6.5
V
120
USP-6C
1000 (PCB mounted)
(*2)
Power
Dissipation
SOT-26
Pd
250
mW
Operating Temperature Range
Topr
- 40 ~ + 85
℃
Storage Temperature Range
Tstg
- 55 ~ + 125
℃
■BLOCK DIAGRAMS
■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Ta=25℃
* Diodes inside the circuits are ESD protection diodes and parasitic diodes.
*1: Please use within the range of Pd > { (VIN-VOUT1)×IOUT1 + (VIN-VOUT2)×IOUT2 }
*2: This power dissipation figure shown is PCB mounted and is for reference only. Please refer to page 28 for details.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com