công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6419DB04ML bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6419DB04ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO Regulator (ch1=300mA, ch2=100mA) with ON/OFF Switch
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6419DB04ML bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6419DB04ML Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6419DB04ML Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 29 page
background image
19/29
XC6419
Series
(6) 消費電流-周囲温度特性例
(7) EN閾値電圧-周囲温度特性例
XC6419 VR1
0
10
20
30
40
50
-50
-25
0
25
50
75
100
AmbientTemperature : Ta (℃)
VOUT1=0.8V
VOUT1=1.5V
VOUT1=2.8V
VOUT1=5.0V
VIN=VOUT1+1.0V
XC6419
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-50
-25
0
25
50
75
100
AmbientTemperature : Ta (℃)
EN"H"LEVEL
EN"L"LEVEL
XC6419 VR2
0
10
20
30
40
50
-50
-25
0
25
50
75
100
AmbientTemperature : Ta (℃)
VOUT2=0.8V
VOUT2=1.5V
VOUT2=2.8V
VOUT2=5.0V
VIN=VOUT2+1.0V
(6) Supply Current vs. Ambient Temperature
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
(7) EN Threshold Voltage vs. Ambient Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com