| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XC6419AC01ML bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC6419AC01ML bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Torex Semiconductor |
|
6 / 29 page ![]() 6/29 XC6419 Series REGULATOR 1 REGULATOR 2 OUTPUT VOLTAGE ±1% OUTPUT VOLTAGE ±2% LOAD REGULATION DROPOUT VOLTAGE LOAD REGULATION DROPOUT VOLTAGE NOMINAL OUTPUT VOLTAGE (A, B Series) (C, D Series) E-11 E-12 E-21 E-22 (V) (V) (V) (mV) (mV) (mV) (mV) VOUT(E) ΔVOUT Vdif ΔVOUT Vdif VOUT(T) MIN MAX MIN MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX 0.80 0.7800 0.8200 0.7700 0.8300 15 25 580 750 15 20 590 800 0.85 0.8300 0.8700 0.8200 0.8800 15 25 580 750 15 20 590 800 0.90 0.8800 0.9200 0.8700 0.9300 15 25 540 700 15 20 540 750 0.95 0.9300 0.9700 0.9200 0.9800 15 25 540 700 15 20 540 700 1.00 0.9800 1.0200 0.9700 1.0300 15 25 480 650 15 20 480 650 1.05 1.0300 1.0700 1.0200 1.0800 15 25 480 640 15 20 480 650 1.10 1.0800 1.1200 1.0700 1.1300 15 25 440 610 15 20 420 600 1.15 1.1300 1.1700 1.1200 1.1800 15 25 440 580 15 20 420 600 1.20 1.1800 1.2200 1.1700 1.2300 15 25 380 540 15 20 350 550 1.25 1.2300 1.2700 1.2200 1.2800 15 25 380 520 15 20 350 550 1.30 1.2800 1.3200 1.2700 1.3300 15 30 330 450 15 25 300 480 1.35 1.3300 1.3700 1.3200 1.3800 15 30 330 450 15 25 300 480 1.40 1.3800 1.4200 1.3700 1.4300 15 30 280 410 15 25 280 430 1.45 1.4300 1.4700 1.4200 1.4800 15 30 280 350 15 25 250 380 1.50 1.4800 1.5200 1.4700 1.5300 15 30 220 290 15 25 220 330 1.55 1.5300 1.5700 1.5190 1.5810 15 30 220 290 15 25 220 330 1.60 1.5800 1.6200 1.5680 1.6320 15 30 220 290 15 25 220 330 1.65 1.6300 1.6700 1.6170 1.6830 15 30 200 270 15 25 200 310 1.70 1.6800 1.7200 1.6660 1.7340 15 30 200 270 15 25 200 310 1.75 1.7300 1.7700 1.7150 1.7850 15 30 190 250 15 25 190 280 1.80 1.7800 1.8200 1.7640 1.8360 15 30 190 250 15 25 190 280 1.85 1.8300 1.8700 1.8130 1.8870 15 30 190 250 15 25 190 280 1.90 1.8800 1.9200 1.8620 1.9380 15 30 190 250 15 25 190 280 1.95 1.9300 1.9700 1.9110 1.9890 15 30 170 230 15 25 170 260 2.00 1.9800 2.0200 1.9600 2.0400 20 40 170 230 15 25 170 260 2.05 2.0295 2.0705 2.0090 2.0910 20 40 170 230 15 30 170 260 2.10 2.0790 2.1210 2.0580 2.1420 20 40 150 210 15 30 150 240 2.15 2.1285 2.1715 2.1070 2.1930 20 40 150 210 15 30 150 240 2.20 2.1780 2.2220 2.1560 2.2440 20 40 150 210 15 30 150 240 2.25 2.2275 2.2725 2.2050 2.2950 20 40 150 210 15 30 150 240 2.30 2.2770 2.3230 2.2540 2.3460 20 40 140 190 15 30 140 220 2.35 2.3265 2.3735 2.3030 2.3970 20 40 140 190 15 30 140 220 2.40 2.3760 2.4240 2.3520 2.4480 20 40 140 190 15 30 140 220 2.45 2.4255 2.4745 2.4010 2.4990 20 40 140 190 15 30 140 220 2.50 2.4750 2.5250 2.4500 2.5500 20 40 140 190 15 30 140 220 2.55 2.5245 2.5755 2.4990 2.6010 20 40 140 190 15 30 140 220 2.60 2.5740 2.6260 2.5480 2.6520 20 40 125 170 15 30 125 200 2.65 2.6235 2.6765 2.5970 2.7030 20 40 125 170 15 30 125 200 2.70 2.6730 2.7270 2.6460 2.7540 20 40 125 170 15 30 125 200 2.75 2.7225 2.7775 2.6950 2.8050 20 40 125 170 15 30 125 200 2.80 2.7720 2.8280 2.7440 2.8560 20 40 115 150 15 30 115 180 2.85 2.8215 2.8785 2.7930 2.9070 20 40 115 150 15 30 115 180 2.90 2.8710 2.9290 2.8420 2.9580 20 40 115 150 15 30 115 180 2.95 2.9205 2.9795 2.8910 3.0090 20 40 115 150 15 30 115 180 ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS |