công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT1395CS6-TR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Linear Technology

tên linh kiện LT1395CS6-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single/Dual/Quad 400MHz Current Feedback Amplifier
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT1395CS6-TR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Linear Technology

Back Button LT1395CS6-TR Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LT1395CS6-TR Datasheet HTML 20Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 20 page
background image
17
LT1395/LT1396/LT1397
139567fc
S6 Package
6-Lead Plastic TSOT-23
(Reference LTC DWG # 05-08-1634)
1.50 – 1.75
(NOTE 4)
2.80 BSC
0.30 – 0.45
6 PLCS (NOTE 3)
DATUM ‘A’
0.09 – 0.20
(NOTE 3)
S6 TSOT-23 0302 REV B
2.90 BSC
(NOTE 4)
0.95 BSC
1.90 BSC
0.80 – 0.90
1.00 MAX
0.01 – 0.10
0.20 BSC
0.30 – 0.50 REF
PIN ONE ID
NOTE:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF PLATING
4. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND METAL BURR
5. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED 0.254mm
6. JEDEC PACKAGE REFERENCE IS MO-193
3.85 MAX
0.62
MAX
0.95
REF
RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
PER IPC CALCULATOR
1.4 MIN
2.62 REF
1.22 REF
PACKAGE DESCRIPTIO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com