công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6416DF01MR bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6416DF01MR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO Voltage Regulator with ?쏥reenOperation?
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6416DF01MR bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6416DF01MR Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 26Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 27Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 28Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 29Page - Torex Semiconductor XC6416DF01MR Datasheet HTML 30Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 30 page
background image
29/30
XC6416
Series
Pd vs. Ta
0
200
400
600
800
1000
1200
25
45
65
85
105
125
Ambient Temperature Ta(℃)
●
USP-6C Power Dissipation
Power dissipation data for the USP-6C is shown in this page.
The value of power dissipation varies with the mount board conditions.
Please use this data as one of reference data taken in the described condition.
1.
Measurement Condition (Reference data)
Condition:
Mount on a board
Ambient:
Natural convection
Soldering:
Lead (Pb) free
Board:
Dimensions 40 x 40 mm (1600 mm
2 in one side)
Copper (Cu) traces occupy 50% of the board area
In top and back faces
Package heat-sink is tied to the copper traces
Material:
Glass Epoxy (FR-4)
Thickness:
1.6 mm
Through-hole: 4 x 0.8 Diameter
Evaluation Board (Unit: mm)
2.
Power Dissipation vs. Operating temperature
Board Mount (Tj max = 125℃)
Ambient Temperature(℃)
Power Dissipation Pd(mW)
Thermal Resistance (℃/W)
25
1000
85
400
100
■PACKAGING INFORMATION (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com