công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5708PHP bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TAS5708PHP
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-W STEREO DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH EQ/DRC and FEEDBACK
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS5708PHP bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5708PHP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TAS5708PHP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 56 page
background image
SERIAL AUDIO PORTS SLAVE MODE
t
h1
t
su1
t
(edge)
t
su2
t
h2
SCLK
(Input)
LRCLK
(Input)
SDIN
T0026-04
t
r
t
f
TAS5708
SLOS570 – DECEMBER 2008 ........................................................................................................................................................................................... www.ti.com
over recommended operating conditions (unless otherwise noted)
TEST
PARAMETER
MIN
TYP
MAX
UNIT
CONDITIONS
fSCLKIN
Frequency, SCLK 32 × fS, 48 × fS, 64 × fS
CL = 30 pF
1.024
12.288
MHz
tsu1
Setup time, LRCLK to SCLK rising edge
10
ns
th1
Hold time, LRCLK from SCLK rising edge
10
ns
tsu2
Setup time, SDIN to SCLK rising edge
10
ns
th2
Hold time, SDIN from SCLK rising edge
10
ns
LRCLK frequency
8
48
48
kHz
SCLK duty cycle
40%
50%
60%
LRCLK duty cycle
40%
50%
60%
SCLK
SCLK rising edges between LRCLK rising edges
32
64
edges
t(edge)
SCLK
LRCLK clock edge with respect to the falling edge of SCLK
–1/4
1/4
period
tr /
ns
Rise/fall time for SCLK/LRCLK
8
tf(SCLK/LRCLK)
Figure 3. Slave Mode Serial Data Interface Timing
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TAS5708



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com