công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC4612HEVB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC4612HEVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V Synchronous Buck Controller
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC4612HEVB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Semtech Corporation

Back Button SC4612HEVB Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation SC4612HEVB Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
7
© 2008 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC4612H
POWER MANAGEMENT
Block Diagram
S
R
Q
DRV
CO_INT
EN
DRV
DH
BST
OSC
OTP
S
R
Q
S
R
Q
OSC
OSC
SPLSE
VDD
VREF
DRV
VREF
VSS
REG
& BG
VREF
V+
V-
SS_3 OUT
-
+
DRV
S
R
Q
OC
OC DETECT
SSDN
SSINT
SSLO
SS
SSHI
SOFTSTART
S
R
Q
S
R
Q
S
R
Q
+
-
S
R
Q
d
d
PHASE
GND
S_MOD
830mV
+
-
12k
OVP
0.6V
VDD
SS/EN
FB
ILIM
DL
EAO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com