công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC802 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC802
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Integrated Lithium-Ion Battery Charger System with Timer
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC802 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Semtech Corporation

Back Button SC802_08 Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 12Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 13Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 14Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 15Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 16Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 17Page - Semtech Corporation SC802_08 Datasheet HTML 18Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 18 page
background image
© 2008 Semtech Corporation
Semtech Corporation
Power Management Products Division
200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012
Phone: (805) 498-2111 Fax: (805) 498-3804
www.semtech.com
Contact Information
SC802/SC802A
18
Outline Drawing — MLPQ-16 (4×4×0.9mm)
C
Z
P
Y
X
G
K
H
.189
.026
.016
.041
.106
.091
.091
4.80
0.40
1.05
0.65
2.30
2.30
2.70
DIM
(3.75)
MILLIMETERS
DIMENSIONS
(.148)
INCHES
THERMAL VIAS IN THE LAND PATTERN OF THE EXPOSED PAD
FAILURE TO DO SO MAY COMPROMISE THE THERMAL AND/OR
SQUARE PACKAGE - DIMENSIONS APPLY IN BOTH " X " AND " Y " DIRECTIONS.
SHALL BE CONNECTED TO A SYSTEM GROUND PLANE.
FUNCTIONAL PERFORMANCE OF THE DEVICE.
2.
3.
(C)
G
Z
P
X
Y
K
H
THIS LAND PATTERN IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.
CONSULT YOUR MANUFACTURING GROUP TO ENSURE YOUR
COMPANY'S MANUFACTURING GUIDELINES ARE MET.
NOTES:
1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com