công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VND10 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VND10
Giải thích chi tiết về linh kiện  DOUBLE CHANNEL HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VND10 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button VND10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VND10 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.8
0.189
C
1.37
0.054
D
2.4
2.8
0.094
0.110
D1
1.2
1.35
0.047
0.053
E
0.35
0.55
0.014
0.022
F
0.6
0.8
0.024
0.031
F1
0.9
0.035
G
2.41
2.54
2.67
0.095
0.100
0.105
G1
4.91
5.08
5.21
0.193
0.200
0.205
G2
7.49
7.62
7.8
0.295
0.300
0.307
H2
10.4
0.409
H3
10.05
10.4
0.396
0.409
L2
22.4
22.9
0.882
0.902
L3
25.4
26
1.000
1.024
L5
2.6
3
0.102
0.118
L6
15.1
15.8
0.594
0.622
L7
6
6.6
0.236
0.260
Dia
3.65
3.85
0.144
0.152
P023C
Heptawatt (In-Line) MECHANICAL DATA
VND10B
10/11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11