công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLVU2.8 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SLVU2.8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage EPD TVS Diode For ESD and Latch-Up Protection
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SLVU2.8 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Semtech Corporation

  SLVU2.8 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SLVU2.8 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
3
© 2008 Semtech Corp.
www.semtech.com
PROTECTION PRODUCTS
PROTECTION PRODUCTS
SLVU2.8
Typical Characteristics
Non-Repetitive Peak Pulse Power vs. Pulse Time
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature - TA (
oC)
Power Derating Curve
Pulse Waveform
Clamping Voltage vs. Peak Pulse Current
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
5
10
15
20
25
30
Tim e (µs)
e
-t
td = I
PP/2
Waveform
Parameters:
tr = 8µs
td = 20µs
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
Pulse Duration - tp (µs)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
5
10
15
20
25
30
35
Peak Pulse Current - IPP (A)
Pin 3 to 1
Waveform
Parameters:
tr = 8µs
td = 20µs
Forward Voltage vs. Forward Current
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
5
10
15
20
25
30
35
Forward Current - IF (A)
Waveform
Parameters:
tr = 8µs
td = 20µs
Normalized Capacitance vs. Reverse Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Reverse Voltage - VR (V)
Pin 2 to Pin 1
Pin 3 to Pin 1 and 2
f = 1MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com