| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VND05B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VND05B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 11 page ![]() 10/11 VND05B / VND05B (011Y) / VND05B (012Y) 1 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.6 0.8 0.024 0.031 F1 0.9 0.035 G 2.41 2.54 2.67 0.095 0.100 0.105 G1 4.91 5.08 5.21 0.193 0.200 0.205 G2 7.49 7.62 7.8 0.295 0.300 0.307 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L2 22.4 22.9 0.882 0.902 L3 25.4 26 1.000 1.024 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 Dia. 3.65 3.85 0.144 0.152 HEPTAWATT (in-line) MECHANICAL DATA 1 |