công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SIDE DRIVER
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button VN820PT Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 34 page
background image
26/34
VN820 / VN820SO / VN820SP / VN820-B5 / VN820PT
DIM.
mm.
MIN.
TYP
MAX.
A4.30
4.80
A1
2.40
2.80
A2
0.03
0.23
b0.80
1.05
c0.45
0.60
c2
1.17
1.37
D8.95
9.35
D2
8.00
E
10.00
10.40
E1
8.50
e3.20
3.60
e1
6.60
7.00
L
13.70
14.50
L2
1.25
1.40
L3
0.90
1.70
L5
1.55
2.40
R
0.40
V2
0º
8º
Package Weight
1.40 Gr (typ)
P010R
P2PAK MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34