công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPSD3233B-40T6 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện UPSD3233B-40T6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3233B-40T6 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3233B-40T6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 170 page
background image
uPSD3234A, uPSD3234BV, uPSD3233B, uPSD3233BV
2/170
Table 1. Device Summary
Part Number
Max
Clock
(MHz)
1st
Flash
(bytes)
2nd
Flash
(bytes)
SRAM
(bytes)
GPIO
USB
8032
Bus
VCC
(V)
Pkg.
Temp.
uPSD3233B-40T6
40
128K
32K
8K
37
No
No
4.5-5.5
TQFP52
–40°C to 85°C
uPSD3233BV-24T6
24
128K
32K
8K
37
No
No
3.0-3.6
TQFP52
–40°C to 85°C
uPSD3233B-40U6
40
128K
32K
8K
46
No
Yes
4.5-5.5
TQFP80
–40°C to 85°C
uPSD3233BV-24U6
24
128K
32K
8K
46
No
Yes
3.0-3.6
TQFP80
–40°C to 85°C
uPSD3234A-40T6
40
256K
32K
8K
37
Yes
No
4.5-5.5
TQFP52
–40°C to 85°C
uPSD3234A-40U6
40
256K
32K
8K
46
Yes
Yes
4.5-5.5
TQFP80
–40°C to 85°C
uPSD3234BV-24U6
24
256K
32K
8K
46
No
Yes
3.0-3.6
TQFP80
–40°C to 85°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More