công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC431CS-1.TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC431CS-1.TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Shunt Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC431CS-1.TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Semtech Corporation

  SC431CS-1.TR Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC431CS-1.TR Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
 2008 Semtech Corp.
www.semtech.com
POWER MANAGEMENT
SC431
0.01
0.1
1
10
100
1.0E+03
1.0E+04
1.0E+05
1.0E+06
1.0E+07
f (Hz)
IZ = 10mA
TA = 25°C
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1.0E+02
1.0E+03
1.0E+04
1.0E+05
1.0E+06
f (Hz)
-630
-585
-540
-495
-450
-405
-360
-315
-270
-225
-180
IZ = 10mA
TA = 25°C
Small-Signal Gain and Phase Shift
vs. Frequency
Reference Impedance
vs. Frequency
Test Circuit - Stability
Stability Boundary Condition For Shunt Regulation
vs. Cathode Current and Load Capacitance
Typical Characteristics (Cont.)
Test Circuit - Small-Signal Gain and Phase



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com