công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN02H bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN02H
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN02H bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button VN02H Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN02H Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
A
4.30
4.80
0.169
0.189
C
1.17
1.37
0.046
0.054
D
2.40
2.80
0.094
0.110
E
0.35
0.55
0.014
0.021
F
0.80
1.05
0.031
0.041
G
3.20
3.60
0.126
0.142
G1
6.60
7.00
0.260
0.275
H1
9.30
9.70
0.366
0.382
H2
10.40
0.409
H3
10.05
10.40
0.396
0.409
L2
14.60
15.20
0.575
0.598
L3
3.50
4.10
0.137
0.161
L5
2.60
3.00
0.102
0.118
L6
15.10
15.80
0.594
0.622
L7
6.00
6.60
0.236
0.260
V4
90
o
90
o
Diam.
3.65
3.85
0.144
0.151
PO1OL1_E
PENTAWATT (HORIZONTAL) MECHANICAL DATA
VN02H
8/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10