| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VB927FI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VB927FI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.35 5.65 0.210 0.222 B 3.3 3.8 0.130 0.149 D 2.95 3.1 0.116 0.122 D1 1.88 2.08 0.074 0.081 E 0.45 1 0.017 0.039 F 0.75 1 0.029 0.039 F1 1.5 0.059 F2 1.3 0.051 G 10.16 0.400 G1 5.08 0.200 H 15.8 16.2 0.622 0.637 L 9 0.354 L1 20.25 20.75 0.797 0.817 L2 19.10 19.9 0.751 0.783 L3 22.8 23.6 0.897 0.929 L4 34.9 36.9 1.374 1.452 L5 4.85 5.25 0.190 0.206 L7 16 0.630 N 2.1 2.3 0.082 0.090 R 3.1 0.122 3.5 3.7 0.138 0.145 ISOWATT5 MECHANICAL DATA VB927 4/5 |