công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VB029011Y bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VB029011Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VB029011Y bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button VB029011Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VB029011Y Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
6/10
VB029 / VB029SP / VB029(011Y) / VB029(012Y)
1
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
3.35
3.65
0.132
0.144
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
B
0.40
0.60
0.016
0.024
c
0.35
0.55
0.013
0.022
D
9.40
9.60
0.370
0.378
D1
7.40
7.60
0.291
0.300
E
9.30
9.50
0.366
0.374
E1
7.20
7.40
0.283
0.291
E2
7.20
7.60
0.283
300
E3
6.10
6.35
0.240
0.250
E4
5.90
6.10
0.232
0.240
e
1.27
0.050
F
1.25
1.35
0.049
0.053
H
13.80
14.40
0.543
0.567
h
0.50
0.002
Q
1.70
0.067
α
0º
8º
DETAIL ”A”
PLANE
SEATING
α
L
A1
F
A1
h
A
D
D1
==
==
E4
0.10 A
E1
E3
C
Q
A
B
B
DETAIL ”A”
SEATING
PLANE
E2
6
10
5
1
eB
HE
M
0.25
PowerSO-10
™ MECHANICAL DATA
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10