công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC3845AN bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện UC3845AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE PWM CONTROLLER
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UC3845AN bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button UC3845AN Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.069
a1
0.1
0.25
0.004
0.010
a2
1.65
0.065
a3
0.65
0.85
0.026
0.033
b
0.35
0.48
0.014
0.019
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.25
0.5
0.010
0.020
c1
45
° (typ.)
D (1)
4.8
5.0
0.189
0.197
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
3.81
0.150
F (1)
3.8
4.0
0.15
0.157
L
0.4
1.27
0.016
0.050
M
0.6
0.024
S8
° (max.)
(1) D and F do not include mold flash or protrusions. Mold flash or
potrusions shall not exceed 0.15mm (.006inch).
SO8
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
UC2842A/3A/4A/5A - UC3842A/3A/4A/5A
13/15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com