công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC3845AN bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện UC3845AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE PWM CONTROLLER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UC3845AN bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button UC3845AN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics UC3845AN Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
13/16
UC384XA - UC284XA
Figure 28. SO-8 Mechanical Data & Package Dimensions
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.10
1.65
0.043
0.065
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D (1)
4.80
5.00
0.189
0.197
E
3.80
4.00
0.15
0.157
e
1.27
0.050
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
k
0˚ (min.), 8˚ (max.)
ddd
0.10
0.004
Note:
(1) Dimensions D does not include mold flash, protru-
sions or gate burrs.
Mold flash, potrusions or gate burrs shall not exceed
0.15mm (.006inch) in total (both side).
SO-8
0016023 C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com