| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS862AI bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS862AI bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 15 page ![]() TS861-TS862-TS864 10/15 TS861ID - TS862ID PACKAGE MECHANICAL DATA 8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO) Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.010 a2 1.65 0.065 a3 0.65 0.85 0.026 0.033 b 0.35 0.48 0.014 0.019 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.25 0.5 0.010 0.020 c1 45° (typ.) D 4.8 5.0 0.189 0.197 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 3.81 0.150 F 3.8 4.0 0.150 0.157 L 0.4 1.27 0.016 0.050 M 0.6 0.024 S 8° (max.) b e3 s L E c1 D M 8 5 1 4 |