công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX883MSA/PR- bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX883MSA/PR-
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V/3.3V or Adjustable, Low-Dropout, Low IQ, 200mA Linear Regulators
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX883MSA/PR- bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX883MSA/PR- Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
5V/3.3V or Adjustable, Low-Dropout,
Low IQ, 200mA Linear Regulators
6
_______________________________________________________________________________________
LINE-TRANSIENT RESPONSE
500
μs/div
MAX883: VOUT = 5V, CIN = 0
μF, tR = 15μs, tF = 13μs
A: VIN = 8V (HIGH) / VIN = 7V (LOW)
B: OUTPUT VOLTAGE (100mV/div)
B
A
LOAD-TRANSIENT RESPONSE
1ms/div
MAX883: VOUT = 5V, tR = 24
μs, tF = 44μs
A: OUTPUT VOLTAGE (100mV/div)
B: IOUT = 250mA (HIGH) / IOUT = 50mA (LOW)
B
A
OVERSHOOT AND TIME
EXITING SHUTDOWN MODE
RL = 100
Ω
500
μs/div
A: OFF PIN VOLTAGE (1V/div):
RISE TIME = 9
μs
B: MAX883 OUTPUT VOLTAGE (1V/div):
DELAY = 135
μs, RISE TIME = 67μs,
OVERSHOOT = 0%
0V
5V
A
B
0
1
2
3
4
5
0.1
1
10
50
LBO LOW VOLTAGE
vs. SINK CURRENT
SINK CURRENT (mA)
MAX882/MAX884
MAX883
Typical Operating Characteristics (continued)
(VIN = 7V for MAX883, VIN = 5.3V for MAX882/MAX884, OFF or STBY = VIN, SET = GND, LBI = VIN, LBO = OPEN, CIN = COUT = 2.2µF,
RL = 1k
Ω, TA = +25°C, unless otherwise noted.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com