công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9714-EBZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9714-EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 8-/10-/12-/14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9714-EBZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD9714-EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9714-EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 48 page
background image
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717
Rev. 0 | Page 10 of 48
Pin No.
Mnemonic
Description
35
RESET/PINMD
Reset. In SPI mode, pulse RESET high to reset SPI registers to default values.
Pin Mode. A constant Logic 1 puts the device into pin mode.
36
SCLK/CLKMD
Serial Clock. Clock input for serial port in spi mode
Clock Mode. In pin mode, CLKMD determines phase of internal retiming clock.
DCLKIO = CLKIN: Tie to 0.
DCLKIO ≠ CLKIN: Pulse 0 to 1 to edge trigger the internal retimer (see the Retimer section).
37
SDIO/FORMAT
Serial Port Input/Output. Bidirectional data line for serial port in spi mode.
Data Format. In pin mode, FORMAT determines data format of digital data.
38
CS/PWRDN
Chip Select. Active low chip select in spi mode.
Power Down. In pin mode, PWRDN powers down the device except for the SPI port.
39
DB13 (MSB)
Digital Input (MSB).
40
DB12
Digital Input.
Heat Sink Pad
The heat sink pad is connected to AVSS and should be soldered to the ground plane. Exposed metal at package
corners is connected to this pad.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com