| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS431 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS431 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 14 page ![]() Package mechanical data TS431 10/14 3.2 TO-92 (tape & reel) package Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.32 4.95 0.170 0.195 b 0.36 0.51 0.014 0.020 D 4.45 4.95 0.175 0.195 E 3.30 3.94 0.130 0.155 e 2.41 2.67 0.095 0.105 e1 1.14 1.40 0.045 0.055 L 12.7 15.49 0.500 0.610 R 2.16 2.41 0.085 0.095 S1 0.92 1.52 0.036 0.060 W 0.41 0.56 0.016 0.022 |