công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56725 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56725
Giải thích chi tiết về linh kiện  Symphony??DSP56724/DSP56725 Multi-Core Audio Processors
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56725 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56725 Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56725 Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 48 page
background image
Symphony™ DSP56724/ DSP56725 Multi-Core Audio Processors, Rev. 1
Freescale Semiconductor
35
Table 17 lists the EMC timing parameters with EMC PLL bypassed.
Table 17. EMC Timing Parameters (EMC PLL Bypassed; LRCC[CLKDIV] = 4)
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
LCLK cycle time
Tclk
4
× Tc
—ns
Input setup to LCLK (except LGTA/LUPWAIT)
Tin_s
8—
ns
Input hold from LCLK (except LGTA/LUPWAIT)1
Tin_h
–1
—
ns
LGTA valid time
Tgta
22
—
ns
LUPWAIT valid time
Tupwait
22
—
ns
LALE negedge to LAD (address phase) invalid (address latch hold
time)
Tale_h
4—
ns
LALE valid time
Tale
14
—
ns
Output setup from LCLK (except LAD[23:0] and LALE)
Tout_s
9—
ns
Output hold from LCLK (except LAD[23:0] and LALE)
Tout_h
8—
ns
LAD[23:0] output setup from LCLK
Tad_s
8—
ns
LAD[23:0] output hold from LCLK
Tad_h
7—
ns
LCLK to output high impedance for LAD[23:0]
Tad_z
—8.1
ns
Note: Negative hold time means the signal could be invalid before LCLK rising edge.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com