| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS1851AI bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS1851AI bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 17 page ![]() TS1851-TS1852-TS1854 14/17 TS1852IPT PACKAGE MECHANICAL DATA 8 PINS - THIN SHRINK SMALL OUTLINE PACKAGE Dim. Millim eters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.20 0.05 A1 0.05 0.15 0.01 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.15 c 0.09 0.20 0.003 0.012 D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E 6.40 0.252 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.177 e 0.65 0.025 k0 ° 8 ° 0 ° 8 ° l 0.50 0.60 0.75 0.09 0.0236 0.030 c 0.25mm .010 inch GAGE PLANE E1 k L L1 E A A2 D A1 b 5 8 4 1 PIN 1 IDENTIFICATION e |