công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K331M15X7RF5.H5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện K331M15X7RF5.H5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

K331M15X7RF5.H5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.H5 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Document Number: 45175
If not in range chart or for technical questions please contact cmll@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 18-Jan-06
62
Mono-Kap
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
50 - 100 Vdc
Vishay
MONO-KAP X7R - 100 VDC CLEAR TEXT CODE
CAP (PF)
RATED VOLTAGE (Vdc)
LEAD SPACING
10 % TOLERANCE
20 % TOLERANCE
MM (INCH-REF)
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
6800
100 Vdc
2.5 mm (0.10")
K682K15X7RH5.L2
K682M15X7RH5.L2
6800
5.0 mm (0.20")
K682K15X7RH5.H5
K682M15X7RH5.H5
8200
2.5 mm (0.10")
K822K15X7RH5.L2
K822M15X7RH5.L2
8200
5.0 mm (0.20")
K822K15X7RH5.H5
K822M15X7RH5.H5
10 000
2.5 mm (0.10")
K103K15X7RH5.L2
K103M15X7RH5.L2
10 000
5.0 mm (0.20")
K103K15X7RH5.H5
K103M15X7RH5.H5
12 000
2.5 mm (0.10")
K123K15X7RH5.L2
K123M15X7RH5.L2
12 000
5.0 mm (0.20")
K123K15X7RH5.H5
K123M15X7RH5.H5
15 000
2.5 mm (0.10")
K153K15X7RH5.L2
K153M15X7RH5.L2
15 000
5.0 mm (0.20")
K153K15X7RH5.H5
K153M15X7RH5.H5
18 000
2.5 mm (0.10")
K183K15X7RH5.L2
K183M15X7RH5.L2
18 000
5.0 mm (0.20")
K183K15X7RH5.H5
K183M15X7RH5.H5
22 000
2.5 mm (0.10")
K223K15X7RH5.L2
K223M15X7RH5.L2
22 000
5.0 mm (0.20")
K223K15X7RH5.H5
K223M15X7RH5.H5
27 000
2.5 mm (0.10")
K273K20X7RH5.L2
K273M20X7RH5.L2
27 000
5.0 mm (0.20")
K273K20X7RH5.H5
K273M20X7RH5.H5
33 000
2.5 mm (0.10")
K333K20X7RH5.L2
K333M20X7RH5.L2
33 000
5.0 mm (0.20")
K333K20X7RH5.H5
K333M20X7RH5.H5
39 000
2.5 mm (0.10")
K393K20X7RH5.L2
K393M20X7RH5.L2
39 000
5.0 mm (0.20")
K393K20X7RH5.H5
K393M20X7RH5.H5
47 000
2.5 mm (0.10")
K473K20X7RH5.L2
K473M20X7RH5.L2
47 000
5.0 mm (0.20")
K473K20X7RH5.H5
K473M20X7RH5.H5
56 000
2.5 mm (0.10")
K563K20X7RH5.L2
K563M20X7RH5.L2
56 000
5.0 mm (0.20")
K563K20X7RH5.H5
K563M20X7RH5.H5
68 000
2.5 mm (0.10")
K683K20X7RH5.L2
K683M20X7RH5.L2
68 000
5.0 mm (0.20")
K683K20X7RH5.H5
K683M20X7RH5.H5
82 000
2.5 mm (0.10")
K823K20X7RH5.L2
K823M20X7RH5.L2
82 000
5.0 mm (0.20")
K823K20X7RH5.H5
K823M20X7RH5.H5
100 000
2.5 mm (0.10")
K104K20X7RH5.L2
K104M20X7RH5.L2
100 000
5.0 mm (0.20")
K104K20X7RH5.H5
K104M20X7RH5.H5
MONO-KAP C0G - 100 VDC CLEAR TEXT CODE
CAP (pF)
RATED VOLTAGE (Vdc)
LEAD SPACING
5 % TOLERANCE
10 % TOLERANCE
MM (INCH-REF)
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
10
100 Vdc
2.5 mm (0.10")
K100J15C0GH5.L2
K100K15C0GH5.L2
10
5.0 mm (0.20")
K100J15C0GH5.H5
K100K15C0GH5.H5
12
2.5 mm (0.10")
K120J15C0GH5.L2
K120K15C0GH5.L2
12
5.0 mm (0.20")
K120J15C0GH5.H5
K120K15C0GH5.H5
15
2.5 mm (0.10")
K150J15C0GH5.L2
K150K15C0GH5.L2
15
5.0 mm (0.20")
K150J15C0GH5.H5
K150K15C0GH5.H5
18
2.5 mm (0.10")
K180J15C0GH5.L2
K180K15C0GH5.L2
18
5.0 mm (0.20")
K180J15C0GH5.H5
K180K15C0GH5.H5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com