công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HAZ331 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện HAZ331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic High Voltage Disc Capacitors, Class 2
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

HAZ331 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  HAZ331 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix HAZ331 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact powcap@vishay.com
Document Number: 22161
34
Revision: 31-Jan-06
H..
Vishay Draloric
Ceramic High Voltage Disc Capacitors,
Class 2
* Standard lead configuration, other lead spacing and diameter available on request.
** ± 10 % available on request.
* Standard lead configuration, other lead spacing and diameter available on request.
ORDERING INFORMATION, CERAMIC HIGH VOLTAGE DISC CAPACITORS, 4 KV (DC)
C
(pF)
TOL.
(%)
D x s
(mm)
F ± 1 *
(mm)
d ± 0.05 *
(mm)
V ± 0.5 *
(mm)
CERAMIC
CODE
ORDERING CODE
CLASS 2
K 6000
33
± 20 %
(± 10 %)**
8.0 x 4.5
12.5
0.6
1.9
E
HDE330 BD
KR
47
8.0 x 5.0
2.3
HDE470 BD
KR
68
8.0 x 5.0
HDE680 BD
KR
100
8.0 x 5.0
HDE101 BD
KR
150
8.0 x 5.0
HDE151 BD
KR
220
8.0 x 5.0
HDE221 BD
KR
330
8.0 x 5.0
2.5
HDE331 BD
KR
470
8.0 x 5.0
HDE471 BD
KR
680
9.0 x 5.0
HDE681 BD
KR
1000
10.0 x 5.0
0.8
2.7
HDE102 BD
KR
1500
12.0 x 5.0
HDE152 BD
KR
2200
13.0 x 5.0
HDE222 BD
KR
3300
15.0 x 5.0
HDE332 BD
KR
4700
18.0 x 5.0
HDE472 BD
KR
ORDERING INFORMATION, CERAMIC HIGH VOLTAGE DISC CAPACITORS, 5 KV (DC)
C
(pF)
TOL.
(%)
D x s
(mm)
F ± 1 *
(mm)
d ± 0.05 *
(mm)
V ± 0.5 *
(mm)
CERAMIC
CODE
ORDERING CODE
CLASS 2
K 6000
220
± 20 %
7.0 x 5.0
12.5
0.6
3.8
E
HEE221 BE
KR
330
9.0 x 5.0
0.8
HEE331 BE
KR
680
9.0 x 5.0
HEE681 BE
KR
1000
11.0 x 5.0
HEE102 BE
KR
1500
13.0 x 5.0
HEE152 BE
KR
2200
15.0 x 5.0
HEE222 BE
KR
ORDERING CODE
7th digit
Capacitance tolerance
± 10 % = K
± 20 % = M
10th to 12th digit
Lead configuration (See General Information)
R
14th digit
RoHS Compliant Component



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com