công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST103SP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ST103SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 105 A
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST103SP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  ST103SP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST103SP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: ind-modules@vishay.com
Document Number: 94365
8
Revision: 29-Apr-08
ST103SP Series
Vishay High Power Products Inverter Grade Thyristors
(Stud Version), 105 A
ORDERING INFORMATION TABLE
1
-
Thyristor
2
-
Essential part number
3
-
3 = Fast turn-off
4
-
S = Compression bonding stud
5
-
Voltage code x 100 = VRRM (see Voltage ratings table)
10
-
Lead (Pb)-free
6
-
P = Stud base 1/2"-20UNF-2A
7
-
Reapplied dV/dt code (for tq test conditions)
8
-tq code
9
-
0 = Eyelet terminals
(gate and aux. cathode leads)
1 = Fast-on terminals
(gate and aux. cathode leads)
dV/dt - tq combinations available
dV/dt (V/µs) 20
50
100 200 400
10
12
15
18
20
25
CN
CM
CL
CP
CK
DN
DM
DL
DP
DK
FL*
FM
FN*
EK
EP
EL
EM
EN
HP
HL
HM
FK
FP
HJ
HK
-
-
-
-
-
tq (µs)
* Standard part number.
All other types available only on request.
Device code
5
1
3
24
67
8
9
10
ST
10
3
S
08
P
F
N
0
P
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
http://www.vishay.com/doc?95003



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com