| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDF1779A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDF1779A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 9 page ![]() MULTIWATT11 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 D 1 0.039 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.88 0.95 0.035 0.037 G 1.45 1.7 1.95 0.057 0.067 0.077 G1 16.75 17 17.25 0.659 0.669 0.679 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 21.9 22.2 22.5 0.862 0.874 0.886 L1 21.7 22.1 22.5 0.854 0.87 0.886 L2 17.4 18.1 0.685 0.713 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 M 4.25 4.55 4.85 0.167 0.179 0.191 M1 4.73 5.08 5.43 0.186 0.200 0.214 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 TDF1779A 8/9 |