công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDF1778 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TDF1778
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 2-A SOURCE DRIVER
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDF1778 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button TDF1778 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TDF1778 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MULTIWATT11 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.88
0.95
0.035
0.037
G
1.45
1.7
1.95
0.057
0.067
0.077
G1
16.75
17
17.25
0.659
0.669
0.679
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.87
0.886
L2
17.4
18.1
0.685
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.73
5.08
5.43
0.186
0.200
0.214
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
TDF1778
9/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10