công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M51952AL/BL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M51952AL/BL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Detecting, System Resetting IC Series
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M51952AL/BL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  M51952AL/BL Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp M51952AL/BL Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
M51951A,B/M51952A,B
REJ03D0775-0400 Rev.4.00 Sep 18, 2007
Page 6 of 7
Package Dimensions
SIP5-P-240-2.54
Weight(g)
–
JEDEC Code
EIAJ Package Code
Lead Material
Cu Alloy
0.22
5P5T
Plastic 5pin 240mil SIP
–
–
–
–
–
4.0
–
11.9
11.5
Symbol
Min
Nom
Max
A
A2
b1
b
b2
c
D
E
E1
L
Dimension in Millimeters
A1
3.0
2.54
0.8
0.7
0.6
2.17
1.97
1.77
11.7
0.34
0.27
0.22
1.15
0.85
0.75
1.5
1.2
1.1
0.6
0.5
0.4
1.4
6.1
e
–
–
–
–
D
E
E1
c
b2
b1
b
e
SEATING PLANE
1
5
SC-62
0.48g
MASS[Typ.]
PLZZ0004CB-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Unit: mm
4.6Max
0.48Max
0.58Max
3.0
1.5
1.6 ± 0.2
1.5 ± 0.1
0.4
+0.03
–0.05
Package Name
SOT-89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com