công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSP3302 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD

tên linh kiện FSP3302
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 & 6 CHANNEL CHARGE PUMPS FOR WHITE LED BIAS
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSLINK [FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD]
Trang chủ  
Logo FOSLINK - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD

FSP3302 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD

  FSP3302 Datasheet HTML 1Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 2Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 3Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 4Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 5Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 6Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 7Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 8Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP3302 Datasheet HTML 9Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
4 & 6 CHANNEL CHARGE PUMPS FOR WHITE LED BIAS
2007-4-10
3/10
FSP3302/FSP3303
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Circuit of the below Figure 1, VIN = 3.5V, TA = 25°C unless otherwise specified.)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Input Supply Range
VIN
2.7
5.2
V
Supply Current
IQ
3.5
mA
Shutdown Supply Current
1
µA
Full Scale Output Current
IDMAX
VIN = 3V to 5.5V,
4 LED channels active
38
44
49
mA
Output Current Matching
Between any two channels
0.3
%
Output Current Line Regulation
0.4
%/V
Charge Pump Switching
Frequency
fQP
1000
1200
1700
kHz
Soft-Start Time
tSS
330
µs
Thermal Shutdown Temperature
Hysteresis = 20°C
160
°C
EN/PROG
Logic Low Threshold
VIL
0.5
V
Logic High Threshold
VIH
1.4
V
Programming Low Time
tLOW
0.3
75
µs
Programming Low Time to
Reinitialize DAC after Finish
tLOW1
5
75
µs
Programming Minimum High Time
tHIGHMIN
50
ns
Programming High Time
tHIGH
75
µs
Finish High Time
tFINISH
500
µs
Off Timeout
tOFF
300
500
µs
Input Current
1
µA
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
Figure 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com