| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7420 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7420 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 29 page ![]() VOLUME MSB LSB FUNCTION D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 -1 dB STEPS 0 0 0 -0dB 0 0 1 -1dB 0 1 0 -2dB 0 1 1 -3dB 1 0 0 -4dB 1 0 1 -5dB 1 1 0 -6dB 1 1 1 -7dB -8 dB STEPS 0000 16dB 0001 8dB 010 0dB 0 1 1 -8dB 1 0 0 -16dB 1 0 1 -24dB 1 1 0 -32dB 1 1 1 -40dB 1000 -48dB 1001 -56dB 1 Mute TDA7420 15/29 |