công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR4045CT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBR4045CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 2 x 20 A
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBR4045CT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  MBR4045CT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBR4045CT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBR4045CT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBR4045CT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBR4045CT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MBR4045CT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Document Number: 93451
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 30-Jun-08
3
MBR4045CT
Schottky Rectifier, 2 x 20 A Vishay High Power Products
Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics
(Per Leg)
Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current vs.
Reverse Voltage (Per Leg)
Fig. 3 - Typical Junction Capacitance vs. Reverse Voltage (Per Leg)
Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance ZthJC Characteristics (Per Leg)
1
10
2.0
0.4
VFM - Forward Voltage Drop (V)
100
0
0.2
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
1000
0.1
1
10
100
0.01
0.001
0
VR - Reverse Voltage (V)
15
35
45
25
510
20
30
40
1000
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = 75 °C
T
J = 50 °C
T
J = 25 °C
900
020
50
200
VR - Reverse Voltage (V)
10
30
40
T
J = 25 °C
300
400
500
600
700
800
0.001
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 - Rectangular Pulse Duration (s)
1
10
0.01
Single pulse
(thermal resistance)
D = 0.75
D = 0.50
D = 0.33
D = 0.25
D = 0.20
.
P
DM
t
1
t
2
Notes:
1. Duty factor D = t
1/t2
2. Peak T
J = PDM x ZthJC + TC



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com