công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRB1045HE3/81 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBRB1045HE3/81
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBRB1045HE3/81 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  MBRB1045HE3/81 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBRB1045HE3/81 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBRB1045HE3/81 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBRB1045HE3/81 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBRB1045HE3/81 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MBR(F,B)1035 thru MBR(F,B)1060
Vishay General Semiconductor
Document Number: 88669
Revision: 07-May-08
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
3
Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics
Figure 4. Typical Reverse Characteristics
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.01
0.1
1
10
100
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
Pulse Width = 300 µs
1 % Duty Cycle
Instantaneous Forward Voltage (V)
MBR1035 - MBR1045
MBR1050 - MBR1060
0
20
40
60
80
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
T
J = 125 °C
T
J = 75 °C
T
J = 25 °C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
MBR1035 - MBR1045
MBR1050 - MBR1060
Figure 5. Typical Junction Capacitance
Figure 6. Typical Transient Thermal Impedance
0.1
1
10
100
100
1000
10 000
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
MBR1035 - MBR1045
MBR1050 - MBR1060
Reverse Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
0.1
10
100
1
t - Pulse Duration (s)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com