công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30TPS16 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 30TPS16
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase Control SCR, 20 A
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

30TPS16 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  30TPS16 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 30TPS16 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 30TPS16 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 30TPS16 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 30TPS16 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 30TPS16 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 30TPS16 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 93925
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 12-Aug-08
3
30TPS16 High Voltage Series
Phase Control SCR, 20 A
Vishay High Power Products
THERMAL AND MECHANICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
VALUES
UNITS
Maximum junction and storage
temperature range
TJ, TStg
- 40 to 125
°C
Maximum thermal resistance,
junction to case
RthJC
DC operation
0.8
°C/W
Maximum thermal resistance,
junction to ambient
RthJA
40
Maximum thermal resistance,
case to heatsink
RthCS
Mounting surface, smooth and greased
0.2
Approximate weight
6g
0.21
oz.
Mounting torque
minimum
6 (5)
kgf · cm
(lbf · in)
maximum
12 (10)
Marking device
Case style TO-247AC (JEDEC)
30TPS16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com