| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7286 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7286 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 6 page ![]() ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit VS Supply Voltage 14 V VIN Input DC Voltage –0.4 to 0.5 V Top Operating Temperature –20 to 70 °C Tstg,Tj Storage & Junction Temperature –40 to 150 °C THERMAL DATA Symbol Parameter DIP20 SO20 Unit Rth j-amb Thermal Resistance Junction to Ambient Max. 100 200 °C/W PIN CONNECTION (Top view) TDA7286 2/6 |