| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA7284 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7284 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 14 page ![]() SO14 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.2 0.004 0.008 a2 1.6 0.063 b 0.35 0.46 0.014 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.15 0.157 L 0.5 1.27 0.020 0.050 M 0.68 0.027 S8 ° (max.) TDA7284 13/14 |