công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA3562A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TDA3562A
Giải thích chi tiết về linh kiện  PAL/NTSC ONE-CHIP DECODER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA3562A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  TDA3562A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA3562A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
123
4
5
0
G(%)
100
50
V6-27 (V)
Figure 1 : Contrast Control Voltage Range
123
4
5
0
50
100
G (%)
V5-27 (V)
Figure 2 : Saturation Control Voltage Range
01
234
∆V (V)
-2
-1
0
1
2
V11-27 (V)
Figure 3 : Difference between signal black level
and measuring level (3L windows
after cut off current stabilization)
at the RGB outputs (
∆V) versus
control voltage (V11 -V12).
ϕ (deg)
7.5
8
8.5
-60
-40
-20
0
20
40
60
V24-25-27 (V)
Figure 4 : Hue Control Voltage Range
TDA3562A
6/9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com