công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSL3637RFBA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện WSL3637RFBA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Metal Strip® Resistors, Low Value (down to 0.001 Ω), Surface Mount, 4-Terminal
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

WSL3637RFBA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  WSL3637RFBA Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix WSL3637RFBA Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix WSL3637RFBA Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Document Number: 30099
For technical questions, contact: ww2bresistors@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 26-Mar-07
23
WSL3637
Power Metal Strip® Resistors, Low Value (down to 0.001
Ω),
Surface Mount, 4-Terminal
Vishay Dale
DIMENSIONS
Note
• Embossed carrier tape per EIA-481-2
A
c
B
W
L
T
H
I
d
b
a
MODEL
DIMENSIONS in inches [millimeters]
RESISTANCE RANGE
Ω
WL
H
T
A
B
WSL3637
0.002 - 0.01
0.370 ± 0.010
[9.40 ± 0.254]
0.360 ± 0.010
[9.14 ± 0.254]
0.025 ± 0.010
[0.635 ± 0.254]
0.086 ± 0.010
[2.18 ± 0.254]
0.061 ± 0.010
[1.55 ± 0.254]
0.032 ± 0.010
[0.813 ± 0.254]
0.001 - 0.0019
0.370 ± 0.010
[9.40 ± 0.254]
0.360 ± 0.010
[9.14 ± 0.254]
0.025 ± 0.010
[0.635 ± 0.254]
0.138 ± 0.010
[3.51 ± 0.254]
0.061 ± 0.010
[1.55 ± 0.254]
0.032 ± 0.010
[0.813 ± 0.254]
MODEL
SOLDER PAD DIMENSIONS in inches [millimeters]
RESISTANCE RANGE
Ω
abc
d
l
WSL3637
0.002 - 0.01
0.116 [2.95]
0.390 [9.91]
0.066 [1.68]
0.024 [0.610]
0.178 [4.52]
0.001 - 0.0019
0.168 [4.27]
0.390 [9.91]
0.066 [1.66]
0.024 [0.610]
0.074 [1.88]
- 65 - 55
- 25
0
25
50
75
100
125
150
170
120
100
80
60
40
20
0
70
Derating
Ambient Temperature in °C
PERFORMANCE
TEST
CONDITIONS OF TEST
TEST LIMITS
Thermal Shock
- 55 °C to + 150 °C, 1000 cycles, 15 min at each extreme
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
Short Time Overload
5 x Rated Power for 5 s
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
Low Temperature Storage
- 65 °C for 24 h
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
High Temperature Exposure
1000 h at + 170 °C
± (1.0 % + 0.0005
Ω) ΔR
Bias Humidity
+ 85 °C, 85 % RH, 10 % Bias, 1000 h
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
Mechanical Shock
100 g’s for 6 ms, 5 pulses
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
Vibration
Frequency varied 10 to 2000 Hz in 1 min, 3 directions, 12 h
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
Load Life
1000 h at rated power, + 70 °C, 1.5 h “ON”, 0.5 h “OFF”
± (1.0 % + 0.0005
Ω) ΔR
Solder Heat
+ 260 °C Solder, 10 - 12 s dwell, 25 mm/s emergence
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
Moisture Resistance
MIL-STD-202, Method 106, 0 % power, 7a and 7b not required
± (0.5 % + 0.0005
Ω) ΔR
PACKAGING
MODEL
REEL
TAPE WIDTH
DIAMETER
PIECES/REEL
CODE
WSL3637
16 mm/Embossed Plastic
330 mm/13"
4000
EA



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com