công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38K02FF bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38K02FF
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER 740 FAMILY / 38000 SERIES
PDF  328 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38K02FF bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38K02FF Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 46Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp M38K02FF Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 328 page
background image
FUNCTIONAL DESCRIPTION
Rev.2.00
Oct 05, 2006
page 28 of 112
38K0 Group
REJ09B0337-0200
HARDWARE
USB Port External Circuit Configuration
The operation mode of the USB port driver circuit can be config-
ured by USB control register (address 001016).
Figure 25 and Figure 26 show the USB port external circuit block
diagram.
“1”
“0”
USB Reference
Voltage Circuit
PLL
UCLKCON
VREFE
VREFCON
DVCC
Full
Speed
+
-
USBE
USBE
USB
Module
XOUT
fVCO
TRONCON
TRONE
USBVREF
TRON
D0+
D0-
2.2
µF
27
Ω
USBE
VREFCON
0
1
Hiz
Hiz
3.3V output
Normal mode
0
1
USBVREF status
fUSB
USBDIFE
Full
Speed
3.3V output
Low-power mode
0.1
µF
27
Ω
1.5 k
Ω
Fig. 25 USB port external circuit (D0+, D0-, USBVREF, TrON) block diagram (4.0V
≤≤≤≤≤ VCC ≤≤≤≤≤ 5.25V)
Fig. 26 USB port external circuit (D0+, D0-, USBVREF, TrON) block diagram (3.0V
≤≤≤≤≤ VCC ≤≤≤≤≤ 4.0V)
“1”
“0”
PLL
UCLKCON
Full
Speed
+
-
USBE
USBE
USB
Module
XOUT
fVCO
TRONCON
TRONE
USBVREF
TRON
D0+
D0-
27
Ω
USBE
fUSB
USBDIFE
Full
Speed
0.1
µF
27
Ω
1.5 k
Ω
3.0V to 3.6V (Note)
Note: In Vcc = 3.0 V to 3.6 V connect this pin to Vcc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com