| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8/3003 bảng dữ liệu(PDF) 578 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3003 bảng dữ liệu(HTML) 578 Page - Renesas Technology Corp |
|
578 / 715 page ![]() Table A-1 Instruction Set (cont) 3. Logic instructions Condition Code Mnemonic Operation I H N Z V C AND.B #xx:8, Rd B Rd8 ∧#xx:8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 AND.B Rs, Rd B Rd8 ∧Rs8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 AND.W #xx:16, Rd W Rd16 ∧#xx:16 → Rd16 4 — — ¤¤ 0— 4 AND.W Rs, Rd W Rd16 ∧Rs16 → Rd16 2 — — ¤¤ 0— 2 AND.L #xx:32, ERd L ERd32 ∧#xx:32 → ERd32 6— — ¤¤ 0— 6 AND.L ERs, ERd L ERd32 ∧ERs32 → ERd32 4— — ¤¤ 0— 4 OR.B #xx:8, Rd B Rd8 ∨#xx:8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 OR.B Rs, Rd B Rd8 ∨Rs8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 OR.W #xx:16, Rd W Rd16 ∨#xx:16 → Rd16 4 — — ¤¤ 0— 4 OR.W Rs, Rd W Rd16 ∨Rs16 → Rd16 2 — — ¤¤ 0— 2 OR.L #xx:32, ERd L ERd32 ∨#xx:32 → ERd32 6— — ¤¤ 0— 6 OR.L ERs, ERd L ERd32 ∨ERs32 → ERd32 4— — ¤¤ 0— 4 XOR.B #xx:8, Rd B Rd8 ⊕#xx:8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 XOR.B Rs, Rd B Rd8 ⊕Rs8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 XOR.W #xx:16, Rd W Rd16 ⊕#xx:16 → Rd16 4 — — ¤¤ 0— 4 XOR.W Rs, Rd W Rd16 ⊕Rs16 → Rd16 2 — — ¤¤ 0— 2 XOR.L #xx:32, ERd L ERd32 ⊕#xx:32 → ERd32 6— — ¤¤ 0— 6 XOR.L ERs, ERd L ERd32 ⊕ERs32 → ERd32 4— — ¤¤ 0— 4 NOT.B Rd B ¬ Rd8 → Rd8 2 — — ¤¤ 0— 2 NOT.W Rd W ¬ Rd16 → Rd16 2 — — ¤¤ 0— 2 NOT.L ERd L ¬ Rd32 → Rd32 2 — — ¤¤ 0— 2 Addressing Mode and Instruction Length (bytes) No. of States *1 560 |