công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 1025 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 1025 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 1021Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1022Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1023Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1024Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1025Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1026Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1027Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1028Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 1029Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1025 / 1038 page
background image
Appendix
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 977 of 986
REJ09B0098-0300
C.
Package Dimensions
For package dimensions, dimensions described in Renesas Semiconductor Packages Data Book
have priority.
NOTE)
1. DIMENSIONS"
*1"AND"*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH
2. DIMENSION"
*3"DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
PTQP0144LC-A
P-TQFP144-16x16-0.40
1.0
16
1.0
1.0
0.08
0°
8
°
0.4
0.12
0.17
0.22
0.13
0.18
0.23
0.05
0.10
0.15
1.20
17.8
18.0
18.2
1.00
16
0.16
0.15
0.4
0.5
0.6
0.07
18.2
18.0
17.8
Reference
Symbol
Dimension in Millimeters
Min
Nom
Max
Previous Code
JEITA Package Code
RENESAS Code
TFP-144/TFP-144V
0.6g
MASS[Typ.]
1
E
D
1
1
p
1
E
D
2
L
Z
Z
y
x
c
b
b
A
H
A
E
D
A
c
e
e
L
H
Index mark
*1
*3
73
72
108
109
37
36
1
144
F
xM
y
D
D
p
Z
b
D
H
Detail F
1
L
L
Terminal cross section
1
p
b
b
θ
θ
Figure C.1 Package Dimensions (TFP-144)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com